| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TP4100 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TP4100 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. |
|
3 / 6 page ![]() TP4100 便携式 USB 风扇解决方案 Ver1.1 Shenzhen TPOWER Semiconductor 3 极限参数(注 1) 参数 额定值 单位 SW、FAN-电压 -0.3~+14 V 其它引脚电压 -0.3~+7 V 储存环境温度 -50~+150 ℃ 工作结温范围 -40~150 ℃ HBM 2000 V MM 200 V 推荐工作范围 符号 参数 参数范围 单位 VDD 充电输入电压 4.5~5.5 V VOUT 输出电压 ≤12 V TOP 工作环境温度 -20~85 ℃ 注 1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足 个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对 于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 |