công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2713 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Yantel Corporation

tên linh kiện 2713
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD RF Manual Tunable Inductor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YANTEL [Yantel Corporation]
Trang chủ  http://en.yantel-corp.com/index_index.html
Logo YANTEL - Yantel Corporation

2713 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Yantel Corporation

  2713 Datasheet HTML 1Page - Yantel Corporation 2713 Datasheet HTML 2Page - Yantel Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Yantel Corporation
Add:3F, Building 3, Southern District 2 of ZhongGuan Honghualing Industrial Park, Xili, Nanshan, Shenzhen, China
Tel:86-755-8355-1886
Fax:86-755-8355-2533
For detailed performance specs & shopping online see Yantel web site : www.yantel-corp.com
2 / 2
2713
SMD RF Manual Tunable Inductor
Patent product
3
Package Outlines
All dimensions shown in mm unless stated otherwise
Recommended Layout
All dimensions shown in mm unless stated otherwise
Inductance VS The height of the core rotation
Tape and Reel Drawing
Notes
1.
H represents the height of Al core rotation, H
max=2.5mm.
2.
Inductance changes around the intermediate
value.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com