công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TM1805 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

tên linh kiện TM1805
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inner-type LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1805 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
内控式
内控式
内控式
内控式 LLLLED
ED
ED
ED 花样显示
花样显示
花样显示
花样显示驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC TM
TM
TM
TM1805
1805
1805
1805
ww.szpth.com
V2.6
2
内部结构框图
内部结构框图
内部结构框图
内部结构框图
GND
VDD
GND
输出控制
OSC
输出
驱动
R
B
SET
VDD24V
24V稳压控制
G
FIN
5 V
稳压
管 信
管 信
管 信
管 信
1
2
3
4
5
6
7
8
VDD 24V
VDD
FIN
SET
R
GND
( T O P V I E W )
( T O P V I E W )
( T O P V I E W )
( T O P V I E W )
B
G



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com