công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES7154 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd.

tên linh kiện ES7154
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-bit I2S Audio DAC with 2 Vrms Output
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVEREST [Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.everest-semi.com/en_index.html
Logo EVEREST - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd.

ES7154 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd.

  ES7154 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd. ES7154 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Everest Semiconductor Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
1
24-bitI2SAudioDACwith2VrmsOutput
GENERAL DESCRIPTION
The ES7154 is a low cost 14-pin stereo
digital to analog converter. The ES7154 can
accept I²S serial audio data format up to 24-
bit word length. The device uses advanced
multi-bit ∆-∑ modulation technique to
convert data into two channel analog
outputs. The multi-bit ∆-∑ modulator makes
the device with very low sensitivity to clock
jitter and very low out of band noise.
The devices integrates a charge pump to
generate negative supply from 5V supply,
thus providing ground centered 2 Vrms
analog output.
FEATURES
• 102 dB SNR
• -85 dB THD+N
• Up to 100 kHz sampling frequency
• I2S audio data format, 16-24 bits
• Single power supply 4V to 5.25V
• Support non standard audio clocks
like 25 MHz or 26 MHz
APPLICATIONS
• OTT
• STB
• Digital TV
• DVD player
ORDERING INFORMATION
ES7154 -40°C ~ +85°C
SOIC-14
ES7154


Số phần tương tự - ES7154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ES71145 ETC-ES71145 Datasheet
113Kb / 7P
RGB ENCODER
ES71145S ETC-ES71145S Datasheet
113Kb / 7P
RGB ENCODER
logo
ESS Technology,Inc
ES7120 ESS-ES7120 Datasheet
44Kb / 2P
HDMI Transmitter
ES7120T ESS-ES7120T Datasheet
44Kb / 2P
HDMI Transmitter
logo
Suzhou Everest Semicond...
ES7134S EVEREST-ES7134S Datasheet
360Kb / 8P
8-pin, 24-Bit Stereo D/A Converter for PCM Audio
More results

Mô tả tương tự - ES7154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4367 AKM-AK4367 Datasheet
433Kb / 38P
OUTPUT MIXER & HP - AMP 24 BIT 2 CH DAC
logo
List of Unclassifed Man...
AV2636 ETC-AV2636 Datasheet
821Kb / 16P
24-bit 192kHz Stereo Audio DAC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4340 AKM-AK4340 Datasheet
253Kb / 21P
192kHz 24-Bit Stereo DAC with 2Vrms Output
logo
Cirrus Logic
CS4353 CIRRUS-CS4353 Datasheet
590Kb / 28P
3.3 V Stereo Audio DAC with 2 VRMS Line Output
CS4353 CIRRUS-CS4353_09 Datasheet
295Kb / 26P
3.3 V Stereo Audio DAC with 2 VRMS Line Output
CS4354 CIRRUS-CS4354 Datasheet
559Kb / 25P
5 V Stereo DAC with 2 VRMS Ground-centered Output
logo
List of Unclassifed Man...
AK4420 ETC2-AK4420 Datasheet
345Kb / 20P
192kHz 24-Bit Stereo DAC with 2Vrms Output
logo
Nuvoton Technology Corp...
NAU8401 NUVOTON-NAU8401 Datasheet
1Mb / 69P
24-bit Stereo Audio DAC with Speaker Driver
logo
Realtek Semiconductor C...
ALC5629 REALTEK-ALC5629 Datasheet
717Kb / 38P
I2S/PCM AUDIO DAC
ALC5634 REALTEK-ALC5634 Datasheet
948Kb / 55P
I2S AUDIO DAC HEADPHONE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com