công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP6131DECR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP6131DECR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon-Based Linear Thermistor for Temperature Sensing
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMP6131DECR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TMP6131DECR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMP6131DECR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 29 page
background image
Time (s)
3.39
4.38
5.37
6.36
7.35
8.34
9.33
10.32 11.31
9.5
10
10.5
11
11.5
12
3.2s
3.2s
d010
Time (Ps)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
1.6
3.2
4.8
6.4
8
0
d008
VBias
VSns
Time (s)
0
0.19
0.38
0.57
0.76
0.95
1.14
1.33
1.52
1.71
6
8
10
12
14
16
18
20
0.6s
0.6s
d009
7
TMP61
www.ti.com
SBOS921 – DECEMBER 2018
Product Folder Links: TMP61
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, (unless otherwise noted)
TMP61: VSNS = 1 V
Figure 7. Step Response
TMP61: Stirred Liquid
Figure 8. Thermal Response Time
TMP61: Still Air
Figure 9. Thermal Response Time



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com