công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS8601HA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fortune Semiconductor Corp.

tên linh kiện FS8601HA
Giải thích chi tiết về linh kiện  One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC With Built-in MOSFET
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORTUNE [Fortune Semiconductor Corp.]
Trang chủ  https://www.ic-fortune.com/eng/index.asp
Logo FORTUNE - Fortune Semiconductor Corp.

FS8601HA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fortune Semiconductor Corp.

  FS8601HA Datasheet HTML 1Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 2Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 3Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 4Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 5Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 6Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 7Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 8Page - Fortune Semiconductor Corp. FS8601HA Datasheet HTML 9Page - Fortune Semiconductor Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
FS8601Hx
7. Functional Block Diagram
8. Typical Application Circuit
Symbol
Purpose
Recommended
Remakes
R1
ESD protection.
For power fluctuation.
100~470Ω
Resistance should be as small as
possible to avoid lowering of the
overcharge
detection
accuracy
caused by VDD pin current. Use
470Ω for better ESD protection.
C1
For power fluctuation.
0.1μF
R2
Protection for reverse
connection of a
charger.
1k~2kΩ
Select a resistance as large as
possible to prevent large current
when a charge is connected in
reverse.
Rev. 1.3
5/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com