| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
32F030F4P6 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
32F030F4P6 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 93 page ![]() Table 12. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 PA0 - USART1_CTS(2) - - USART4_TX(1) -- USART2_CTS(1)(3) PA1 EVENTOUT USART1_RTS(2) - - USART4_RX(1) TIM15_CH1N(1) - USART2_RTS(1)(3) PA2 TIM15_CH1(1)(3) USART1_TX(2) -- - - - USART2_TX(1)(3) PA3 TIM15_CH2(1)(3) USART1_RX(2) -- - - - USART2_RX(1)(3) PA4 SPI1_NSS USART1_CK(2) - - TIM14_CH1 USART6_TX(1) - USART2_CK(1)(3) PA5 SPI1_SCK - - - - USART6_RX(1) - PA6 SPI1_MISO TIM3_CH1 TIM1_BKIN - USART3_CTS(1) TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM1_CH1N - TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT PA8 MCO USART1_CK TIM1_CH1 EVENTOUT - - - PA9 TIM15_BKIN(1)(3) USART1_TX TIM1_CH2 - I2C1_SCL(1)(2) MCO(1) - PA10 TIM17_BKIN USART1_RX TIM1_CH3 - I2C1_SDA(1)(2) -- PA11 EVENTOUT USART1_CTS TIM1_CH4 - - SCL - |