công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K3113 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NEC

tên linh kiện K3113
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

K3113 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NEC

  K3113 Datasheet HTML 1Page - NEC K3113 Datasheet HTML 2Page - NEC K3113 Datasheet HTML 3Page - NEC K3113 Datasheet HTML 4Page - NEC K3113 Datasheet HTML 5Page - NEC K3113 Datasheet HTML 6Page - NEC K3113 Datasheet HTML 7Page - NEC K3113 Datasheet HTML 8Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Data Sheet D13336EJ3V0DS
7
2SK3113
PACKAGE DRAWINGS (Unit: mm)
1) TO-251 (MP-3)
2) TO-252 (MP-3Z)
1. Gate
2. Drain
3. Source
4. Fin (Drain)
2
13
6.5 ±0.2
5.0 ±0.2
4
2.3
2.3
0.5 ±0.1
2.3 ±0.2
1.1 ±0.2
0.5 −0.1
+0.2
0.5 −0.1
+0.2
1. Gate
2. Drain
3. Source
4. Fin (Drain)
12
3
4
6.5 ±0.2
5.0 ±0.2
2.3 2.3
0.9
MAX.
2.3 ±0.2
0.5 ±0.1
0.8
MAX.
0.8
1.1 ±0.2
EQUIVALENT CIRCUIT
Source
Body
Diode
Gate
Protection
Diode
Gate
Drain
Remark The diode connected between the gate and source of the transistor serves as a protector against ESD.
When this device actually used, an additional protection circuit is externally required if a voltage exceeding
the rated voltage may be applied to this device.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8