| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VGA7S019G-65-R16-T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VGA7S019G-65-R16-T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 7 page ![]() VGA7S019 Preliminary TVS DIODE UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 7 www.unisonic.com.tw QW-R223-024.c ORDERING INFORMATION Ordering Number Lead Free Halogen Free Package Packing VGA7S019L-xx-R16-T VGA7S019G-xx-R16-T SSOP-16 Tube VGA7S019L-xx-R16-R VGA7S019G-xx-R16-R SSOP-16 Tape Reel Note: xx: Output Voltage, refer to Marking Information. VGA7S019G-xx-R16-T (1)Packing Type (2)Package Type (3)SYNC Driver Output Resistance (1) T: Tube, R: Tape Reel (2) R16: SSOP-16 (3) xx: 15, 55, 65 (4) G: Halogen Free and Lead Free, L: Lead Free (4)Green Package MARKING |