công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QTHA-5FSF-QD bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ralston Instruments.

tên linh kiện QTHA-5FSF-QD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Connect a male 37째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RALSTON [Ralston Instruments.]
Trang chủ  http://www.ralstoninst.com
Logo RALSTON - Ralston Instruments.

QTHA-5FSF-QD bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ralston Instruments.

  QTHA-5FSF-QD Datasheet HTML 1Page - Ralston Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Ralston Instruments Inc. | ralstoninst.com | Toll Free 800-347-6575 | Phone 440-564-1430 | Fax 440-564-1480
Part No.
QTHA-5FSF-QD
5/8" female 37 degree flare (AN/JIC -10) x male Quick-test
adapter, S.S
Connect a male 37° flare AN/JIC fitting to a
Quick-test hose without a wrench
QTHA-5FSF-QD
Specs/Attributes
Country of origin
USA
Dimensions A
0.00 In / 0.00 mm
Dimensions B
0.00 In / 0.00 mm
Has Check Valve
No
Materials
Stainless Steel
Max Pressure
5000 PSI / 345 bar / 35 MPa
Max Temperature
130 °F / 54 °C
Min Temperature
0 °F / -18 °C
Seal Materials
Buna-N, Polyurethane, Teflon


Số phần tương tự - QTHA-5FSF-QD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ralston Instruments.
QTHA-5SB0 RALSTON-QTHA-5SB0 Datasheet
330Kb / 1P
Outlet ports used on hand pumps, nitrogen sources, volume controllers
QTHA-5SB0 RALSTON-QTHA-5SB0 Datasheet
543Kb / 1P
Outlet ports used on hand pumps, nitrogen sources, volume controllers
QTHA-5SB0 RALSTON-QTHA-5SB0_19 Datasheet
543Kb / 1P
Outlet ports used on hand pumps, nitrogen sources, volume controllers
More results

Mô tả tương tự - QTHA-5FSF-QD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ralston Instruments.
QTHA-2FSA-AN-QD RALSTON-QTHA-2FSA-AN-QD Datasheet
575Kb / 1P
Connect a male 37A째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-2FSF-QD RALSTON-QTHA-2FSF-QD Datasheet
588Kb / 1P
Connect a male 37횂째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
XTHA-2FSF-QD RALSTON-XTHA-2FSF-QD Datasheet
682Kb / 1P
Connect a male 37횂째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-2FSA-AN-QD RALSTON-QTHA-2FSA-AN-QD_19 Datasheet
538Kb / 1P
Connect a male 37째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-3FSF-QD RALSTON-QTHA-3FSF-QD Datasheet
612Kb / 1P
Connect a male 37째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-4FSF-QD RALSTON-QTHA-4FSF-QD Datasheet
636Kb / 1P
Connect a male 37째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-HTBB-2T RALSTON-QTHA-HTBB-2T_19 Datasheet
522Kb / 1P
Connect a Quick-test hose to a tube fitting through a wall or control panel
XTHA-2FSF-QD RALSTON-XTHA-2FSF-QD_19 Datasheet
645Kb / 1P
Connect a male 37째 flare AN/JIC fitting to a Quick-test hose without a wrench
QTHA-TEVR RALSTON-QTHA-TEVR Datasheet
592Kb / 1P
Connect one end to a Quick-test hose
QTHA-TEVR-HC-SS RALSTON-QTHA-TEVR-HC-SS Datasheet
523Kb / 1P
Connect one end to a Quick-test hose
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com