công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB3218T331M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện LB3218T331M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wire-wound Chip Inductors (LB series)[LB]
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

LB3218T331M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  LB3218T331M_19 Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc LB3218T331M_19 Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc LB3218T331M_19 Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Halogen free / RoHS compliant
Wire Wound Inductor
-Electrical Characteristics Data-
Dimension
Length :
3.2 + / - 0.2
( 0.126 + / - 0.008 )
Width :
1.8 + / - 0.2
( 0.071 + / - 0.008 )
Height :
1.8 + / - 0.2
( 0.071 + / - 0.008 )
Inductance :
330
uH
( test freq at 0.796MHz )
DC Resistance :
7.0
/
9.1
ohm ( typ / max )
Rated Current :
65
mA
Rated current typical : 10% reduction from initial L value.
and Temperature will rise by 20 deg C
2016/9/5
Wire-wound Chip Inductors (LB series)
unit : mm
unit : inch
LB3218T331M
0
100
200
300
400
500
0
40
80
120
160
200
DC Bias [mA]
DC Bias vs Inductance
10
100
1000
10000
0.1
1
10
100
Frequency [MHz]
Frequency vs Inductance
0
10
20
30
40
50
60
0
60
120
180
240
300
DC Bias [mA]
DC Bias vs Temperature
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com