công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ACT138PC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74ACT138PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-of-8 Decoder/Demultiplexer
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74ACT138PC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button 74ACT138PC Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor 74ACT138PC Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
AC Electrical Characteristics for ACT
Note 8: Voltage Range 5.0 is 5.0V
± 0.5V
Capacitance
VCC
TA = +25°CTA = −40°C to +85°C
Symbol
Parameter
(V)
CL = 50 pF
CL = 50 pF
Units
(Note 8)
Min
Typ
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay
5.0
1.5
7.0
10.5
1.5
11.5
ns
An to On
tPHL
Propagation Delay
5.0
1.5
6.5
10.5
1.5
11.5
ns
An to On
tPLH
Propagation Delay
5.0
2.5
8.0
11.5
2.0
12.5
ns
E1 or E2 to On
tPHL
Propagation Delay
5.0
2.0
7.5
11.5
2.0
12.5
ns
E1 or E2 to On
tPLH
Propagation Delay
5.0
2.5
8.0
12.0
2.0
13.0
ns
E3 to On
tPHL
Propagation Delay
5.0
2.0
6.5
10.5
1.5
11.5
ns
E3 to On
Symbol
Parameter
Typ
Units
Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = OPEN
CPD
Power Dissipation Capacitance
60.0
pF
VCC = 5.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com