công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HZS7A1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HZS7A1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Epitaxial Planar Zener Diode for Stabilized Power Supply
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HZS7A1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  HZS7A1 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HZS7A1 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
HZS Series
Rev.3.00, Mar.11.2004, page 5 of 6
Main Characteristic
0
5
10 15 20 25 30 35 40
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
mV/
°C
5
10152025303540
0
500
400
300
200
100
200
150
100
50
0
0
2.5 mm
3 mm
Printed circuit board
100 180 1.6t mm
Material: paper phenol
×
×
l
l = 5 mm
l = 10 mm
(Publication value)
Fig.1 Zener current vs. Zener voltage
Zener Voltage VZ (V)
10
–5
10
–6
10
–4
10
–3
10
–2
10
–7
10
–8
Fig.2 Temperature Coefficient vs. Zener voltage
Zener Voltage VZ (V)
%/
°C
Fig.3 Power Dissipation vs. Ambient Temperature
Ambient Temperature Ta (
°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com