công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAS6285 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Micro Analog systems

tên linh kiện MAS6285
Giải thích chi tiết về linh kiện  IC FOR XO TRIMMING
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAS [Micro Analog systems]
Trang chủ  http://www.mas-oy.com
Logo MAS - Micro Analog systems

MAS6285 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Micro Analog systems

Back Button MAS6285 Datasheet HTML 4Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 5Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 6Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 7Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 8Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 9Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 10Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 11Page - Micro Analog systems MAS6285 Datasheet HTML 12Page - Micro Analog systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
DA6285.002
11 November, 2010
9 (12)
D/2
SEATING
PLANE
SIDE VIEW
TOP VIEW
D2
D2/2
L
b
BOTTOM VIEW
D
e
PIN 1 MARK AREA
EXPOSED PAD
SHAPE OF PIN #1
IDENTIFICATION
IS OPTIONAL
PACKAGE OUTLINE (QFN-6)
Symbol
Min
Nom
Max
Unit
PACKAGE DIMENSIONS
A
0.700
0.750
0.800
mm
A1
0.000
0.020
0.050
mm
A3
0.178
0.203
0.228
mm
b
0.200
0.250
0.300
mm
D
2.000 BSC
mm
D2 (Exposed pad)
1.350
1.400
1.450
mm
E
2.000 BSC
mm
E2 (Exposed pad)
0.750
0.800
0.850
mm
e
0.650 BSC
mm
L
0.300
0.350
0.400
mm
Dimensions do not include mold or interlead flash, protrusions or gate burrs.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12