| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VSC7710WD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Vitesse Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VSC7710WD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Vitesse Semiconductor Corporation |
|
10 / 14 page ![]() VITESSE SEMICONDUCTOR CORPORATION Advance Product Information VSC7710 Photodetector/Transimpedance Amplifier Family for Optical Communication Page 10 G52139-0, Rev 2.2 04/02/01 © VITESSE SEMICONDUCTOR CORPORATION • 741 Calle Plano • Camarillo, CA 93012 Tel: (800) VITESSE • FAX: (805) 987-5896 • Email: prodinfo@vitesse.com Internet: www.vitesse.com Table 6: Die Pad Descriptions Pad Number Pad Name Pad Locations Pad Size Pass Opening Pad Finish Finish Thickness X Y 1 ANODE 104.5 880 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 2 CLON 71.7 1440.6 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 3 VDD 71.7 1601.2 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 4 VGND 790 1602.1 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 5 CLOP 790 1441.1 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 6 ANODE 765.9 781.2 110 x 110 89 x 89 Gold 1500 Å 7 CATHODE 764.3 595.8 110 x 201 89 x 180 Gold 1500 Å 8 VGND 595.4 55 246 x 110 223 x 86 Gold 1500 Å 9 VDD 258 55 246 x 110 223 x 86 Gold 1500 Å 10 CATHODE 428.5 530.5 522 x 522 310 x 310 Gold 1500 Å |