công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DWFSC3255MUL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện DWFSC3255MUL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed TV Wall Mount 32-55, Heavy Duty, Security, Televisions & Monitors - Flat/Curved, UL Certified
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

DWFSC3255MUL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  DWFSC3255MUL Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved DWFSC3255MUL Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved DWFSC3255MUL Datasheet HTML 3Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Specifications
(4) M8 x 50 screws
q
(4) Washers
q
(8) Small spacers
q
(8) Large spacers
q
(4) Anchor bolts
q
(4) Concrete anchors
q
(4) 20 mm washers
q
Combination lock
q
Hex key
q
Owner’s manual
q
OVERVIEW
UPC Code
037332213716
PHYSICAL
Mounting Location
Wall
Shipping Dimensions (hwd / in.)
21.60 x 6.50 x 1.80
Shipping Dimensions (hwd / cm)
54.86 x 16.51 x 4.57
Shipping Weight (lbs.)
5.40
Shipping Weight (kg)
2.45
Unit Dimensions (hwd / in.)
20.3x17.3 x 1.0
Unit Dimensions (hwd / cm)
51.5 x 44.0 x 2.6
Unit Weight (lbs.)
4.03
Unit Weight (kg)
1.83
Material of Construction
Steel
Color
Black
VESA Pattern (mm)
200x200; 300x300; 400x200; 400x400
Motion
Fixed
Degrees of Motion
Fixed
Maximum Weight Capacity (lbs.)
150
Maximum Weight Capacity (kg)
68
Minimum Screen Size (in.)
32
2 / 3



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com