công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KASMC16A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 5KASMC16A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

5KASMC16A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  5KASMC16A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 5KASMC16A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 5KASMC16A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 5KASMC16A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 5KASMC16A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
5KASMC10A thru 5KASMC43A
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 18-Jan-18
3
Document Number: 89432
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA = 25 °C unless otherwise noted)
Fig. 1 - Peak Pulse Power Rating Curve
Fig. 2 - Pulse Power or Current vs. Initial Junction Temperature
Fig. 3 - Pulse Waveform
Fig. 4 - Typical Junction Capacitance
Fig. 5 - Power Derating Curve
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
1
10
100
110
100
1000
td - Pulse Width (µs)
0
25
50
75
100
0
50
100
150
200
TJ - Initial Temperature (°C)
0
50
100
150
t
r = 10 µs
t
r = 8 µs
Peak Value
I
PPM
Half Value -
I
PPM
I
PP
2
t
d
0
1.0
2.0
3.0
4.0
t - Time (ms)
T
J = 25 °C
Pulse Width (t
d)
is defined as the Point
where the Peak Current
decays to 50 % of I
PPM
t
d = 1000 µs
t
d = 20 µs
100
10 000
1 000 000
10
20
30
40
50
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
Measured at
Zero Bias
Measured at
Stand-Off Voltage V
WM
1000
100 000
6.5
Temperature (°C)
0
150
100
0
200
50
175
125
75
25
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
T
A, Mounted on Minimum
Recommended Pad Layout
T
M, Mounted on
Ininite Heatsink
tp - Pulse Duration (s)
100
10
1
0.01
0.1
1
10
100
1000



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com