công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDB42518 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CDB42518
Giải thích chi tiết về linh kiện  110 dB, 192 kHz 6-Ch Codec with S/PDIF Receiver
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB42518 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB42518 Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CDB42518 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 90 page
background image
DS583F1
13
CS42516
SWITCHING CHARACTERISTICS - CONTROL PORT - I²C FORMAT
(For CQZ, TA = -10 to +70° C; For DQZ, TA = -40 to +85° C; VA=VARX = 5 V, VD =VLS= 3.3 V; VLC = 1.8 V to
5.25 V; Inputs: Logic 0 = DGND, Logic 1 = VLC, CL =30pF)
Notes:
17. Data must be held for sufficient time to bridge the transition time, tfc, of SCL.
18. The acknowledge delay is based on MCLK and can limit the maximum transaction speed.
19.
for Single-Speed Mode,
for Double-Speed Mode,
for Quad-Speed Mode
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
SCL Clock Frequency
fscl
-100
kHz
RST Rising Edge to Start
tirs
500
-
ns
Bus Free Time Between Transmissions
tbuf
4.7
-
µs
Start Condition Hold Time (prior to first clock pulse)
thdst
4.0
-
µs
Clock Low time
tlow
4.7
-
µs
Clock High Time
thigh
4.0
-
µs
Setup Time for Repeated Start Condition
tsust
4.7
-
µs
SDA Hold Time from SCL Falling
(Note 17)
thdd
0-
µs
SDA Setup time to SCL Rising
tsud
250
-
ns
Rise Time of SCL and SDA
trc
-1
µs
Fall Time SCL and SDA
tfc
-300
ns
Setup Time for Stop Condition
tsusp
4.7
-
µs
Acknowledge Delay from SCL Falling
(Note 18)
tack
-
(Note 19)
ns
15
256
Fs
×
---------------------
15
128
Fs
×
---------------------
15
64
Fs
×
------------------
t
buf
t
hdst
t
lo w
t
hdd
t
high
t
sud
Stop
S ta rt
SDA
SCL
t
irs
RS T
t
hdst
t
rc
t
fc
t sust
t susp
Sta rt
Stop
R e pe ate d
t
rd
t
fd
t
ack
Figure 3. Control Port Timing - I²C Format



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com