công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMA3202DR2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MMA3202DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Micromachined Accelerometer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MMA3202DR2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MMA3202DR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA3202DR2 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MMA3202D
Sensors
8
Freescale Semiconductor
PACKAGE DIMENSIONS
-T-
C
K
G
SEATING
PLANE
110
20
11
-B-
-A-
P 10 PL
D 20 PL
M
A
M
0.13 (0.005)
B M
T
M
A
M
0.13 (0.005)
B M
T
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD
PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER
SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.13 (0.005) TOTAL IN
EXCESS OF D DIMENSION AT MAXIMUM
MATERIAL CONDITION.
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A
12.67
12.96
B
7.40
7.60
C
3.30
3.55
D
0.35
0.49
F
0.76
1.14
G
1.27 BSC
J
0.25
0.32
K
0.10
0.25
M
0˚
7˚
P
10.16
10.67
R
0.25
0.75
R
X 45˚
J
F
M
CASE 475A-01
ISSUE A
20 LEAD SOIC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com