công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T60 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Access Real-Time Clock
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T60 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T60 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M41T60 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
19/23
M41T60
Table 11. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat Package, No Lead, 3x3mm body size, Mechanical Data
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
0.90
0.80
1.00
0.035
0.032
0.039
A1
0.02
0.00
0.05
0.001
0.000
0.002
A3
0.20
0.008
b
0.25
0.18
0.30
0.010
0.007
0.012
D
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
D2
1.70
1.55
1.80
0.067
0.061
0.071
E
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
E2
1.70
1.55
1.80
0.067
0.061
0.071
e0.50–
0.020
K
0.20
0.008
L
0.40
0.30
0.50
0.016
0.012
0.020
ddd
0.08
0.003
Ch
–0.33–
0.013
N16
16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23