công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZWS300BAF-36/T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TDK Electronics

tên linh kiện ZWS300BAF-36/T
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC-DC Power Supplies
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

ZWS300BAF-36/T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TDK Electronics

  ZWS300BAF-36/T Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
AC-DC Power Supplies
1 of 1
Creation Date : January 16, 2019 (GMT)
ZWS300BAF-36/T
Sales Region
Worldwide
Series
ZWS-BAF
Status
Production
Feature
Option
With terminal type
Option Lineup
Please refer to here.
Recommended EMC Filter Please refer to here.
Accessories
Please refer to the catalog
Electrical Characteristics
Input Voltage Range[AC]
85 to 265V
Input Voltage Range[DC]
120 to 370V
Efficiency
91% Typ.
Rated Output Voltage[DC]
36V
Output Voltage Range[DC]
32.4 to 39.6V
Maximum Output Current
8.4A
Maximum Output Power
302.4W
Cases Shape & Size
Case’s shape
PC board
Width(W)
84mm Nom.
Height(H)
42mm Nom.
Depth(D)
180mm Nom.
Weight
540g Typ.
Other
Operating Temp. Range
-10 to 70°C
Cooling
Convection cooling
Safety Standard(Certified)
UL60950-1
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
EN50178 (OV II)
Safety Standard(Conformed)
Den-an
Remarks
This page only shows representative characteristics. Please refer to the
technical data for detailed specifications and conditions.
! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.
Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.


Số phần tương tự - ZWS300BAF-36/T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TDK Electronics
ZWS300BAF-36/TA TDK-ZWS300BAF-36/TA Datasheet
249Kb / 1P
AC-DC Power Supplies
More results

Mô tả tương tự - ZWS300BAF-36/T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XP Power Limited
AMD150PS12 XPPOWER-AMD150PS12 Datasheet
68Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
AMM120PS12 XPPOWER-AMM120PS12 Datasheet
70Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
AMM150PS12 XPPOWER-AMM150PS12 Datasheet
89Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
DNR05US05 XPPOWER-DNR05US05 Datasheet
144Kb / 4P
AC-DC Power Supplies
DRS80US12 XPPOWER-DRS80US12 Datasheet
70Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
ECM40US05 XPPOWER-ECM40US05 Datasheet
175Kb / 4P
AC-DC Power Supplies
JPS250PS05C XPPOWER-JPS250PS05C Datasheet
490Kb / 4P
AC-DC Power Supplies
MCM60US12-D9 XPPOWER-MCM60US12-D9 Datasheet
79Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
PBM300PS03-C XPPOWER-PBM300PS03-C Datasheet
201Kb / 2P
AC-DC Power Supplies
SDR250AS05-F XPPOWER-SDR250AS05-F Datasheet
285Kb / 4P
AC-DC Power Supplies
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com