công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC3G34DC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC3G34DC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple Buffer Gate
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC3G34DC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC3G34DC Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC3G34DC Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
2003 May 19
9
Philips Semiconductors
Product specification
Triple buffer gate
74HC3G34; 74HCT3G34
AC CHARACTERISTICS
Type 74HC3G34
GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF.
Note
1. All typical values are measured at Tamb =25 °C.
Type 74HCT3G34
GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF.
Note
1. All typical values are measured at Tamb =25 °C.
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
WAVEFORMS
VCC (V)
Tamb = −40 to +85 °C; note 1
tPHL/tPLH
propagation delay nA to nY see Figs 4 and 5
2.0
−
29
95
ns
4.5
−
919
ns
6.0
−
816
ns
tTHL/tTLH
output transition time
see Figs 4 and 5
2.0
−
18
95
ns
4.5
−
619
ns
6.0
−
516
ns
Tamb = −40 to +125 °C
tPHL/tPLH
propagation delay nA to nY see Figs 4 and 5
2.0
−−
125
ns
4.5
−−
25
ns
6.0
−−
20
ns
tTHL/tTLH
output transition time
see Figs 4 and 5
2.0
−−
125
ns
4.5
−−
25
ns
6.0
−−
20
ns
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
WAVEFORMS
VCC (V)
Tamb = −40 to +85 °C; note 1
tPHL/tPLH
propagation delay nA to nY see Figs 4 and 5
4.5
−
10
23
ns
tTHL/tTLH
output transition time
see Figs 4 and 5
4.5
−
619
ns
Tamb = −40 to +125 °C
tPHL/tPLH
propagation delay nA to nY see Figs 4 and 5
4.5
−−
29
ns
tTHL/tTLH
output transition time
see Figs 4 and 5
4.5
−−
25
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com