công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UP1815P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - uPI Group Inc.

tên linh kiện UP1815P
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWMVID Console
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UPI [uPI Group Inc.]
Trang chủ  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

UP1815P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - uPI Group Inc.

  UP1815P Datasheet HTML 1Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 5Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 6Page - uPI Group Inc. UP1815P Datasheet HTML 7Page - uPI Group Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
uP1815P
2
uP1815P-DS-C3001, Oct. 2014
www.upi-semi.com
.
o
Ne
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
1J
D
A
F
E
R
.
t
n
e
m
t
s
u
j
d
A
e
c
n
e
r
e
f
e
R
e
t
a
r
e
n
e
g
o
t
r
o
t
a
r
g
e
t
n
i
C
R
n
a
h
t
i
w
n
i
p
s
i
h
t
t
c
e
n
n
o
C
.
n
i
p
t
u
p
t
u
o
D
I
V
M
W
P
.
e
g
a
t
l
o
v
N
I
F
E
R
2F
E
R
V
.
e
g
a
t
l
o
V
e
c
n
e
r
e
f
e
R
g
n
il
p
u
o
c
e
d
F
u
1
t
s
a
e
l
t
a
n
a
t
c
e
n
n
o
C
.
n
i
p
t
u
p
t
u
o
e
g
a
t
l
o
v
O
D
L
V
2
.
D
N
G
d
n
a
n
i
p
s
i
h
t
n
e
e
w
t
e
b
r
o
t
i
c
a
p
a
c
3D
N
G
.
d
n
u
o
r
G
.
C
I
e
h
t
f
o
n
i
p
d
n
u
o
r
g
e
c
n
e
r
e
f
e
r
e
h
T
4N
I
F
E
R
.
t
u
p
n
I
r
e
f
f
u
B
l
a
n
r
e
t
n
I
.
r
e
f
f
u
b
e
g
a
t
l
o
v
l
a
n
r
e
t
n
i
e
h
t
f
o
n
i
p
t
u
p
n
i
e
h
T
5T
U
O
F
E
R
.
t
u
p
t
u
O
r
e
f
f
u
B
l
a
n
r
e
t
n
I
.
r
e
f
f
u
b
e
g
a
t
l
o
v
l
a
n
r
e
t
n
i
e
h
t
f
o
n
i
p
t
u
p
t
u
o
e
h
T
6L
R
T
C
V
.
l
o
r
t
n
o
C
t
u
p
n
I
e
d
o
M
y
b
d
n
a
t
S
.
l
o
r
t
n
o
c
e
d
o
m
y
b
d
n
a
t
s
r
o
f
l
a
n
g
i
s
l
a
n
r
e
t
x
e
s
e
v
i
e
c
e
r
n
i
p
s
i
h
T
7C
C
V
t
u
p
n
I
y
l
p
p
u
S
n
i
p
s
i
h
t
e
l
p
u
o
c
e
D
.
t
i
u
c
r
i
c
l
o
r
t
n
o
c
e
h
t
r
e
w
o
p
o
t
e
c
r
u
o
s
e
g
a
t
l
o
v
a
s
e
v
i
e
c
e
r
n
i
p
s
i
h
T
.
.
r
o
t
i
c
a
p
a
c
F
u
1
.
0
a
t
s
a
e
l
t
a
y
b
8D
I
V
.
D
I
V
.
n
i
p
t
u
p
n
i
D
I
V
M
W
P
Functional Pin Description
Functional Block Diagram
REFADJ
VREF
GND
VCC
VCTRL
POR
&
LDO
VID
uP1815P
REFIN
REFOUT
VBOOT
(0.3V)
-
+



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com