| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950508 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950508 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
6 / 19 page ![]() 6 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950508 0470E—04/06/05 Byte 7: Revision ID and Device ID Register Byte 8: Byte Count Read Back Register Byte 5: Output Control Register Byte 6: Vendor ID Register t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B7 e t y B0 e r u g i f n o c ll i w r e t s i g e r s i h t o t g n i t i r W : e t o N e b ll i w s e t y b y n a m w o h d n a t n u o c e t y b F 0 s i t l u a f e d , k c a b d a e r H . s e t y b 5 1 = 6 t i B6 e t y B0 5 t i B5 e t y B0 4 t i B4 e t y B0 3 t i B3 e t y B1 2 t i B2 e t y B0 1 t i B1 e t y B0 0 t i B0 e t y B0 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B2 D I n o i s i v e R0 e b ll i w s e u l a v D I n o i s i v e R d n a D I e c i v e D , o i s i v e r s ' t i d n a e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b . e s a c s i h t n i " h 1 0 " 6 t i B1 D I n o i s i v e R0 5 t i B0 D I n o i s i v e R0 4 t i B4 D I e c i v e D0 3 t i B3 D I e c i v e D0 2 t i B2 D I e c i v e D0 1 t i B1 D I e c i v e D0 0 t i B0 D I e c i v e D1 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- X ) d e v r e s e R ( 6 t i B- X ) d e v r e s e R ( 5 t i B- X ) d e v r e s e R ( 4 t i B- X ) d e v r e s e R ( 3 t i B- X ) d e v r e s e R ( 2 t i B2 D I r o d n e V0 n i 1 r e b m u n n i s a 1 0 0 s i D I r o d n e v S C I . n o i t a r e n e g g n i m i t y c n e u q e r f 1 t i B1 D I r o d n e V0 0 t i B0 D I r o d n e V1 t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- X # ) # 8 4 , 4 2 L E S ( k c a b d a e R 6 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 5 t i B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i B- 0 ) d e v r e s e R ( 3 t i B6 21 1 1 M A R D S 2 t i B7 21 0 1 M A R D S 1 t i B0 31 9 M A R D S 0 t i B1 31 8 M A R D S |