công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS2045CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS2045CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS2045CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STPS2045CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS2045CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
STPS2045C
7/8
Figure 17: TO-220FPAB Package Mechanical Data
H
L3
L2
L4
L6
G
G1
F
F1
L5
D
E
L7
A
B
Dia
F2
Table 6: Ordering Information
■ Epoxy meets UL94, V0
■ Cooling method: by conduction (C)
■ Recommended torque value: 0.8 m.N.
■ Maximum torque value: 1.0 m.N.
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STPS2045CT
STPS2045CT
TO-220AB
2.23 g
50
Tube
STPS2045CR
STPS2045CR
I2PAK
1.49 g
50
Tube
STPS2045CFP
STPS2045CFP
TO-220FPAB
2.0 g
50
Tube
STPS2045CG
STPS2045CG
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STPS2045CG-TR
STPS2045CG
1000
Tape & reel
Table 7: Revision History
Date
Revision
Description of Changes
05-Oct-2004
4F
Last update.
01-Dec-2004
5
Figure 16 (I2PAK Package Mechanical Data):
references b1 and b2 changed from 1.17mm to 1.70mm.
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Dia.
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com