công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2104366 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SICK AG

tên linh kiện 2104366
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plug connector cable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

2104366 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SICK AG

  2104366 Datasheet HTML 1Page - SICK AG 2104366 Datasheet HTML 2Page - SICK AG 2104366 Datasheet HTML 3Page - SICK AG 2104366 Datasheet HTML 4Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
YF2A15-010UB5XLEAX
Ordering information
Type
Part no.
YF2A15-010UB5XLEAX
2104366
Other models and accessories
www.sick.com/
CYJV
Cable Assembly
Detailed technical data
Technical specifications
Accessory group
Plug connectors and cables
Accessory family
Connecting cables
Connection type head A
Female connector, M12, 5-pin, straight, A-coded
Connection type head B
Flying leads
Locking plug connector
Screw connection
Connector material
TPU
Connector color
Black
Locking nut material
Zinc die-cast, nickel-plated
Seal material
FKM
Tightening torque
0.6 Nm
Width across flats
13
Cable
1 m, 5-wire, PUR, halogen-free
Jacket material
PUR, halogen-free
Jacket color
Black
Cable diameter
4.8 mm
Conductor cross-section
0.34 mm²
Shielding
Unshielded
Bending radius
Flexible use > 10 x cable diameter
Stationary position > 5 x cable diameter
Drag chain operation > 10 x cable diameter
Bending cycles
5,000,000
Reference voltage
≤ 125 V DC
Rated impulse voltage
1.5 kV
Current loading
4 A
Traversing speed
3.3 m/s
Travelling distance
5 m
Acceleration
≤ 5 m/s²
2
| SICK
Online data sheet | 2018-11-27 23:39:06
Subject to change without notice



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com