công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC08CPZ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices

tên linh kiện DAC08CPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

DAC08CPZ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button DAC08CPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices DAC08CPZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 21 page
background image
DAC08
Data Sheet
Rev. D | Page 16 of 21
RREF
+15V
IOUT
VIN
R15
+VREF
0.01
µF
–15V
1k
Ω
1
µF
VL
MINIMUM
CAPACITANCE
+5V
0.1
µF
FOR TURN-ON, VL = 2.7V
FOR TURN-OFF, VL = 0.7V
1k
Ω
1
µF
2k
Ω
100k
Ω
50
µF
VOUT 1×
PROBE
15k
Ω
–15V
0.1
µF
14
15
4
2
5
13
6
7
8 9 10 11 12
3
16
0.1
µF
0.1
µF
DAC08
Q2
0V
0V
+0.4V
–0.4V
Q1
VCL
0.7V
Figure 33. Settling Time Measurement



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com