công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCS21DSTL-C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SCS21DSTL-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic-Encapsulated Switching Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SCS21DSTL-C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SCS21DSTL-C Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SCS21DSTL-C Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SCS21DSTL-C
0.2A, 200V
Plastic-Encapsulated Switching Diode
Elektronische Bauelemente
06-Nov-2017 Rev. B
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A=25°C unless otherwise specified)
Parameters
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test Conditions
Forward Voltage
VF1
-
1
V
IF=100mA
VF2
-
1.25
V
IF=200mA
Reverse Breakdown Voltage
V(BR)
200
-
V
IR=100µA
Capacitance Between Terminals
CT
-
5
pF
VR=0, f=1MHz
Maximum DC Reverse Current
@Rated DC Blocking Voltage
IR
-
0.1
µA
VR=200V
Maximum Reverse Recovery Time
TRR
-
50
nS
IF=IR=30mA
Irr=0.1XIR, RL=100
CHARACTERISTIC CURVES



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com