công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1446LS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện 2SK1446LS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrahigh-Speed Switching Applications
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SK1446LS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  2SK1446LS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SK1446LS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SK1446LS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SK1446LS Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SK1446LS
No.3449-2/4
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Cutoff Voltage
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
2.0
3.0
V
Forward Transfer Admittance
yfs
VDS=10V, ID=4A
3.0
6.0
S
Static Drain-to-Source On-State Resistance
RDS(on)
ID=4A, VGS=10V
0.6
0.8
Ω
Input Capacitance
Ciss
VDS=20V, f=1MHz
1200
pF
Output Capacitance
Coss
VDS=20V, f=1MHz
180
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=20V, f=1MHz
70
pF
Turn-ON Delay Time
td(on)
ID=4A, VGS=10V, VDD=200V, RGS=50Ω
20
ns
Rise Time
tr
ID=4A, VGS=10V, VDD=200V, RGS=50Ω
40
ns
Turn-OFF Delay Time
td(off)
ID=4A, VGS=10V, VDD=200V, RGS=50Ω
160
ns
Fall Time
tf
ID=4A, VGS=10V, VDD=200V, RGS=50Ω
60
ns
Diode Forward Voltage
VSD
IS=7A, VGS=0
1.8
V
Switching Time Test Circuit
ITR01418
ITR01419
0
0
24
24
0
2
14
V GS
=10.0V
4.5V
5.0V
5.5V
4.0V
3.5V
25
°C
Tc= --25
°C
75
°C
0
--60
20
16
12
8
4
ITR01420
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VDS=10V
VGS=10V
0
--60
5
4
3
2
1
ITR01421
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VDS=10V
ID=1mA
16
20
12
8
4
4
8
12
16
20
468
10
12
0
20
8
10
12
14
16
18
6
4
2
VDS=10V
6.0V
ID -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Case Temperature, Tc --
°C
ID -- Tc
Case Temperature, Tc --
°C
VGS(off) -- Tc
PW=1
µs
D.C.
≤0.5%
P.G
RGS
50
Ω
ID=4A
RL=50Ω
VOUT
2SK1446LS
G
D
S
VGS
10V
VDD
200V



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com