công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA819 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA819
Giải thích chi tiết về linh kiện  35-關V Offset, 8-nV/?숰z Noise, Low-Power Precision Instrumentation Amplifier
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA819 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  INA819 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments INA819 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 43 page
background image
3
INA819
www.ti.com
SBOS959 – DECEMBER 2018
Product Folder Links: INA819
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
5 Device Comparison Table
DEVICE
DESCRIPTION
GAIN
EQUATION
RG PINS AT
PIN
INA819
35-µV Offset, 0.4 µV/°C VOS drift, 8-nV/√Hz Noise, Low-Power, Precision Instrumentation
Amplifier
G = 1 +
50kOhms / RG
2, 3
INA821
35-µV Offset, 0.4 µV/°C VOS drift, 7-nV/√Hz Noise, High-Bandwidth, Precision
Instrumentation Amplifier
G = 1 +
49.4kOhms /
RG
2, 3
INA828
50-µV Offset, 0.5 µV/°C VOS drift, 7-nV/√Hz Noise, Low-Power, Precision Instrumentation
Amplifier
G = 1 +
50kOhms / RG
1, 8
INA333
25-µV VOS, 0.1 µV/°C VOS drift, 1.8-V to 5-V, RRO, 50-µA IQ, chopper-stabilized INA
G = 1 +
100kOhms / RG
1, 8
PGA280
20-mV to ±10-V programmable gain IA with 3-V or 5-V differential output; analog supply up
to ±18 V
digital
programmable
N/A
INA159
G = 0.2 V differential amplifier for ±10-V to 3-V and 5-V conversion
G = 0.2 V/V
N/A
PGA112
Precision programmable gain op amp with SPI
digital
programmable
N/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com