công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IW4002B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện IW4002B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4-Input NOR Gate High-Voltage Silicon-Gate CMOS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

IW4002B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  IW4002B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers IW4002B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers IW4002B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers IW4002B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
IW4002B
10
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS(C
L=50pF, RL=200kΩ, Input tr=tf=20 ns)
VCC
Guaranteed Limit
Symbol
Parameter
V
≥-55°C25°C
≤125°C
Unit
tPLH, tPHL
Maximum Propagation Delay, Input A, B,C
or D to Output Y (Figure 1)
5.0
10
15
250
120
90
250
120
90
500
240
180
ns
tTLH, tTHL
Maximum Output Transition Time, Any Output
(Figure 1)
5.0
10
15
200
100
80
200
100
80
400
200
160
ns
CIN
Maximum Input Capacitance
-
7.5
pF
Figure 1. Switching Waveforms
EXPANDED LOGIC DIAGRAM
(1/2 of the Device)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com