công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5643R bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5643R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5643R bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Analog Devices

Back Button AD5643R Datasheet HTML 24Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 25Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 26Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 27Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 28Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 29Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 30Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 31Page - Analog Devices AD5643R Datasheet HTML 32Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 32 page
background image
Data Sheet
AD5623R/AD5643R/AD5663R
Rev. G | Page 29 of 32
OUTLINE DIMENSIONS
2.48
2.38
2.23
0.50
0.40
0.30
10
1
6
5
0.30
0.25
0.20
PIN 1 INDEX
AREA
SEATING
PLANE
0.80
0.75
0.70
1.74
1.64
1.49
0.20 REF
0.05 MAX
0.02 NOM
0.50 BSC
EXPOSED
PAD
3.10
3.00 SQ
2.90
PIN 1
INDICATOR
(R 0.15)
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
COPLANARITY
0.08
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
0.20 MIN
Figure 63. 10-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WD]
3 mm x 3 mm Body, Very Very Thin, Dual Lead
(CP-10-9)
Dimensions shown in millimeters
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-BA
6°
0°
0.70
0.55
0.40
5
10
1
6
0.50 BSC
0.30
0.15
1.10 MAX
3.10
3.00
2.90
COPLANARITY
0.10
0.23
0.13
3.10
3.00
2.90
5.15
4.90
4.65
PIN 1
IDENTIFIER
15° MAX
0.95
0.85
0.75
0.15
0.05
Figure 64. 10-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]
(RM-10)
Dimensions shown in millimeters



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com