| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NSSM313AT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NSSM313AT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NICHIA CORPORATION |
|
9 / 23 page ![]() NICHIA STS-DA1-4782E <Cat.No.180209> 8 PACKAGING - TAPE & REEL Nichia LED STS-DA7-0006C Nxxxxxxx ラベル Label ラベル Label 管理番号 No. Reel リール 熱シール Seal Moisture-proof Bag アルミ防湿袋 RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN TYPE LOT QTY. YMxxxx-RRR PCS RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* RRR PCS TYPE RANK QTY. NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags. シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。 Desiccants シリカゲル Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions. アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。 ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。 * 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。 * 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。 * Using the original package material or equivalent in transit is recommended. Do not expose to water. The box is not water-resistant. Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products. Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag. They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation. * 本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。 If not provided, it will not be indicated on the label. ******* is the customer part number. 客先型名が設定されていない場合は空白です。 * 客先型名を*******で示します。 参照して下さい。 For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document. * ロット表記方法についてはロット番号の項を The label does not have the RANK field for un-ranked products. * ランク分けがない場合はランク表記はありません。 |