công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSSM232BT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NSSM232BT
Giải thích chi tiết về linh kiện  FULL COLOR LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSSM232BT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NICHIA CORPORATION

Back Button NSSM232BT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 10Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 11Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 12Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 13Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 14Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 15Page - NICHIA CORPORATION NSSM232BT Datasheet HTML 16Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
NICHIA STS-DA1-4918A <Cat.No.171004>
11
FORWARD CURRENT CHARACTERISTICS / TEMPERATURE CHARACTERISTICS
NSSM232B
管理番号
No. STS-DA7-10355B
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120
TaIv
20mA
Green
20mA
IFP=
IFP=
Blue
Red
20mA
IFP=
0
2
4
6
8
0
50
100
150
200
IfIv
Blue
Green
Red
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120
TaVf
1
10
100
1000
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
VfIf
20
110
150
周囲温度-相対光度特性
Ambient Temperature vs
Relative Luminosity
順電流-相対光度特性
Forward Current vs
Relative Luminosity
順電流
Forward Current(mA)
順電圧-順電流特性
Forward Voltage vs
Forward Current
周囲温度-順電圧特性
Ambient Temperature vs
Forward Voltage
順電圧
Forward Voltage(V)
周囲温度
Ambient Temperature(°C)
周囲温度
Ambient Temperature(°C)
Blue
Green
Red
T
A =25°C
* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
20mA
Green
20mA
IFP=
IFP=
Blue
Red
20mA
IFP=
T
A =25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com