công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSSB146AT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NSSB146AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  BLUE LED
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSSB146AT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NICHIA CORPORATION

  NSSB146AT Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSSB146AT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
NICHIA STS-DA1-4506A <Cat.No.161222>
2
RANKS
Item
Rank
Min
Max
Unit
Forward Voltage
-
2.75
3.40
V
Luminous Intensity
Cd860
860
1000
mcd
Cd720
720
860
Cd600
600
720
Cd500
500
600
Cd430
430
500
Cd360
360
430
Color Ranks
Rank W1
Rank W2
x
0.137
0.124
0.142
0.151
x
0.124
0.110
0.132
0.142
y
0.037
0.058
0.081
0.058
y
0.058
0.087
0.112
0.081
* Ranking at TA=25°C.
* Forward Voltage Tolerance: ±0.05V
* Luminous Intensity Tolerance: ±10%
* Chromaticity Coordinate Tolerance: ±0.01
* LEDs from the above ranks will be shipped.
The rank combination ratio per shipment will be decided by Nichia.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com