| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NSPB346MS bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NSPB346MS bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NICHIA CORPORATION |
|
7 / 17 page ![]() NICHIA STS-DA1-4474 <Cat.No.161102> 6 PACKAGING - BULK ラベル Label attached to the box 袋の表示 Label printed on the bag STS-DA7-0001C Nxxxxxxx 管理番号 No. RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* RRR PCS TYPE RANK QTY. NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN RoHS Nxxxxxxx ******* XXXX LED CAUTION TO ELECTROSTATIC DAMAGE 静電気に注意 NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN Type Lot Qty pcs YMxxxx-RRR Anti-electrostatic Bag 帯電防止袋 Nichia LED Anti-electrostatic bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions. 帯電防止袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。 参照して下さい。 For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document. * ロット表記方法についてはロット番号の項を If not provided, it will not be indicated on the label. ******* is the customer part number. 客先型名が設定されていない場合は空白です。 * 客先型名を*******で示します。 Products are packed in an anti-electrostatic bag. They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation. ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。 * 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。 * 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。 * * 本製品は帯電防止袋に入れたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。 Do not expose to water. The box is not water-resistant. Using the original package material or equivalent in transit is recommended. Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products. |