công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2885443 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2885443
Giải thích chi tiết về linh kiện  RAD-SOL-CHG-24- 10
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2885443 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2885443 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2885443 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2885443 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 3
http://www.phoenixcontact.de
Feb 9, 2011
Extract from the online
catalog
 
RAD-SOL-CHG-24- 10
Order No.: 2885443
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2885443
 
 
Fully automatic charge controller with electronic protection functions,
for photovoltaic systems with a system voltage of 24 V.
 
Commercial data
GTIN (EAN)
4
046356
049894
sales group
H178
Pack
1 pcs.
Customs tariff
90328900
Catalog page information
Page 648 (IF-2009)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2010
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Product description
Fully automatic charge controller with electronic protective functions for photovoltaic systems with a system voltage
of 24 V. The battery is charged with the help of an algorithm for pulse width modulation that has been optimized for
photovoltaic systems.
Technical data
Charge controller
System voltage
24 V DC


Số phần tương tự - 2885443

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2885456 PHOENIX-2885456 Datasheet
92Kb / 3P
RAD-SOL-PAN-12- 50
More results

Mô tả tương tự - 2885443

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2917735 PHOENIX-2917735 Datasheet
68Kb / 2P
RAD-SOL-MKT-100
2885456 PHOENIX-2885456 Datasheet
92Kb / 3P
RAD-SOL-PAN-12- 50
5606761 PHOENIX-5606761 Datasheet
58Kb / 2P
Antenna - RAD-ISM-5250-ANT-OMNI-10-N
5606762 PHOENIX-5606762 Datasheet
50Kb / 3P
Antenna - RAD-ISM-5800-ANT-OMNI-10-N
5606124 PHOENIX-5606124 Datasheet
54Kb / 3P
Antenna cable - RAD-CAB-PFP240-10
09/12/2020
logo
Belden Inc.
8022 BELDEN-8022 Datasheet
152Kb / 2P
Bus Bar Wire, #24 Sol TC
05-05-2023
8052 BELDEN-8052 Datasheet
219Kb / 2P
Magnet Wire, #24 Sol BC, PUR/NYL Ins
05-05-2023
8078 BELDEN-8078 Datasheet
232Kb / 2P
Magnet Wire, #24 Sol BC, Polyester/Amide-imide Polymer Ins
05-05-2023
9890 BELDEN-9890 Datasheet
146Kb / 2P
Electronic, 10 C #20 Sol TC, PO Ins, OS, PO Jkt
05-05-2023
logo
PHOENIX CONTACT
5606614 PHOENIX-5606614 Datasheet
349Kb / 6P
Antenna - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com