công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NCSLE17AT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NCSLE17AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  WHITE LED
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NCSLE17AT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NICHIA CORPORATION

Back Button NCSLE17AT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 10Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 11Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 12Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 13Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 14Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 15Page - NICHIA CORPORATION NCSLE17AT Datasheet HTML 16Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 36 page
background image
NICHIA STS-DA1-3689L <Cat.No.180420>
11
OUTLINE DIMENSIONS
管理番号 No.
(単位 Unit: mm)
This product complies with RoHS Directive.
本製品
RoHS指
適合し
ます
*
STS-DA7-10344B
NCSLE17A
(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1)
K
A
目 Item
内容 Description
ッ ー 材質
Package Materials
ーン樹脂
Silicone Resin
ーン樹脂
散剤+蛍体入
Silicone Resin
(with diffuser and phosphor)
電極材質
Electrodes Materials
金メッキ
Au-plated
蛍体層材質
Phosphor sheet
Materials
質量
Weight
0.0020g(TYP)
1.7
0.2
Cathode
Anode
0.86
0.33
0.33
* 本色温度2000K~4500K 演色性 ン R9050 対応し います
The figure above show the characteristics for 2000K~4500K, R9050 LEDs of this product.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com