công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EAPLRBA1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện EAPLRBA1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photolink- Fiber Optic Receiver
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

EAPLRBA1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  EAPLRBA1 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA1 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
DATASHEET
Photolink- Fiber Optic Receiver
EAPLRBA1
4
Copyright © 2010, Everlight Americas Inc. All Rights Reserved. Release Date : 11.13.2012. Issue No: 1
www.everlightamericas .com
*Fig.3 Measuring Method of Output Voltage, Pulse and Jitter
Output
Vin
16 Mbps NRZ "0101" successive signal input
Standard Transmitter Unit
Input
Signal
Input
tw = TPHL-TPLH
tj2
tj1
50%
50%
CH2
47uH
T
TPLH
PHL
Vcc
GND
CH1
Standard plastic optic fiber cable
PLR135 Receiver Unit
3V
A
GND
0.1uF
Vcc
Vout
Application Circuit
(1) General application circuit
L2:47uH
C1:0.1uF
Vout
Vcc
L2
Vcc
GND
C1
Note: 1.For having good coupling, the C1 capacitor must be placed within 7mm
2. For having good signal waveform, the Vout
–GND circuit capacitor shall be smaller than 30pF.
EAPLRBA1 Receiver
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com