công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KPD1203K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện KPD1203K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unbiased for low frequency or biased for high frequency measurement
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

KPD1203K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KPD1203K Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KPD1203K Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
KPD1203K
10-12
10 3
10 2
10 1
10 0
10-1
10-2
10-3
10-11
10-10
10-9
10-8
400
600
800
1000
1200
Wave length (nm)
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5
10
15
Bias (V)
0
5
10
15
Bias (V)
100
80
60
40
20
0
10
-15
-5
0
5
-25
0
50
25
75
100
Ambient Temperature Ta (˚C)
-30
-10
-20
10
0
105
10 6
10 7
Frequency (Hz)
10-1
10-2
10 0
10 2
10 1
10 3
10 4
Illuminance L (lux)
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
+90
+80
+70
+60
+50
+40
+30
0
100
0
+10
+20
-10
-20
50
Angle (deg.)
Directivity
Photocurrent-Illuminance (Ta=25˚C)
Dark Current -Ambient Temperature (VR =10V)
Spectral Sensitivity
Frequency Response
Dark Current-Reverse Voltage (Ta=25˚C)
CV Charastaristics
1203K
1203K
-3dB
Kyosemi Corporation



Html Pages

1 2