| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AND185HAP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AND185HAP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 2 page ![]() AND185HAP InGaAlP High Brightness Amber Light Emission Ultra Bright LED Lamps: Type 3 Purdy Electronics Corporation • 720 Palomar Avenue • Sunnyvale, CA 94085 Tel: 408.523.8200 • Fax: 408.733.1287 • email@purdyelectronics.com • www.purdyelectronics.com 4/4/05 -20 0 20 40 60 80 0.1 0.3 0.5 1 3 IV – TC Case Temperature TC (°C) IF – Ta Ambient Temperature Ta (°C) 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 580 600 620 640 660 680 700 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Relative Luminous Intensity – Wavelength Wavelength λ (nm) IF = 20 mA Ta = 25°C Radiation Pattern Ta = 25°C 90 ° 80 ° 70 ° 60 ° 50 ° 40 ° 30 ° 20 ° 10 ° 0° 10° 20 ° 30 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 90 ° 0.2 00.4 0.8 0.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 1 3 5 10 30 50 IF – VF Forward Voltage VF (V) Ta = 25°C 1 3 5 10 30 50 100 300 500 10000 5000 3000 1000 20000 Ta = 25°C IV – IF Forward Current IF (mA) |