công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTPL-P013MS30 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTPL-P013MS30
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED HIGH POWER
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTPL-P013MS30 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTPL-P013MS30 Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
Property of Lite-On Only
Part No.: LTPL-P013MS30
Page:
3
of
16
BNC-OD-C131/A4
3.2. Electro-Optical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Test Condition
Unit
3.03
3.50
3.99
IF= 350mA
V
Forward Voltage
VF
4.00
IF= 700mA
V
Reverse Current
IR
100
VR = 5V
µA
51.7
68
76.6
IF = 350mA
lm
Luminous Flux
1, 3
ΦV
119
IF = 700mA
lm
55.5
IF = 350mA
lm/W
Efficiency
η
42.5
IF = 700mA
lm/W
Color Rendering Index
CRI
80
IF = 350mA
%
View Angle
2θ
1/2
140
IF = 350mA
°
x
0.430
Chromaticity Coordinates
2, 3
Y
0.400
IF = 350mA
Notes
1.
Luminous flux is the total luminous flux output as measured with an integrating sphere.
2.
The chromaticity coordinates (x, y) is derived from the CIE 1931 chromaticity diagram.
3.
IS CAS140B is for the luminous flux (lm) and the CIE1931 chromaticity coordinates (x, y) testing.
The chromaticity coordinates (x, y) guarantee should be added ± 0.01 tolerance.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com