công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTP120N04T2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXTP120N04T2
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTP120N04T2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - IXYS Corporation

  IXTP120N04T2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTP120N04T2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTP120N04T2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTP120N04T2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTP120N04T2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXTP120N04T2 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXTA120N04T2
IXTP120N04T2
Fig. 7. Input Admittance
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
VGS - Volts
TJ = 150
oC
25
oC
- 40
oC
Fig. 8. Transconductance
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1020
3040
50
60
70
80
90
100
ID - Amperes
150
oC
25
oC
TJ = - 40
oC
Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
VSD - Volts
TJ = 25
oC
TJ = 150
oC
Fig. 10. Gate Charge
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1020
30
4050
60
QG - NanoCoulombs
VDS = 20V
I D = 60A
I G = 10mA
Fig. 11. Capacitance
100
1,000
10,000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VDS - Volts
f = 1 MHz
Ciss
Crss
Coss
Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area
1
10
100
1000
1
10
100
VDS - Volts
25μs
100μs
1ms
10ms
100ms
DC
RDS(on) Limit
TJ = 175
oC
TC = 25
oC
Single Pulse



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com