công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXTP15P15T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXTP15P15T
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTP15P15T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - IXYS Corporation

  IXTP15P15T Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTP15P15T Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTP15P15T Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTP15P15T Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTP15P15T Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXTP15P15T Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXTY15P15T
IXTA15P15T
IXTP15P15T
IXYS REF: T_15P15T(A2-P16) 10-18-10
TO-220 Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
E1
E
A
D1
D
Q
L1
oP
H1
A1
L
A2
D2
e
c
e1
e1
3X b2
e
3X b
EJECTOR
PIN
TO-252 AA Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
L1
b2
e1
L4
E
A
c2
H
A1
A2
L2
L
A
e
c
0
e1
e1
e1
e1
e1
OPTIONAL
5.55MIN
1.25MIN
6.50MIN
2.28
6.40
BOTTOM
VIEW
2.85MIN
LAND PATTERN RECOMMENDATION
4
1
2
3
4
L3
b3
TO-263 Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
C2
A
H
1
b
D
E
D1
E1
b2
L2
L1
2
3
4
L3
A2
A1
e
c
e
0

0.43 [11.0]
0.66 [16.6]
0.06 [1.6]
0.10 [2.5]
0.20 [5.0]
0.34 [8.7]
0.12 [3.0]
Fig. 19. Maximum Transient Thermal Impedance
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width - Seconds



Html Pages

1 2 3 4 5 6