| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM9701 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM9701 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
3 / 5 page ![]() 3 www.national.com Connection Diagram Figure 1. Pin Diagram 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 vdd_io1 mem_xd1_sdram_d1 vss_io1 mem_xd5_sdram_d5 144 PIN 2 mem_xd4_sdram_d4 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23 14 25 Plastic Qual Flatpak (LQFP) JEDEC mem_xd0_sdram_d0 mem_xd2_sdram_d2 mem_xd3_sdram_d3 mem_xd6_sdram_d6 vdd_core2 vss_core2 mem_xd7_sdram_d7 mem_xd8_sdram_d8 mem_xd12_sdram_d12 mem_xd9_sdram_d9 mem_xd10_sdram_d10 mem_xd11_sdram_d11 mem_xd13_sdram_d13 vss_io2 mem_xd14_sdram_d14 mem_xd15_vmem_d15 mem_cs2 mem_cs1 gpio15_sys_int 26 27 28 29 30 31 32 33 35 34 36 mem_cs0 mem_xoe mem_xgwe_sdram_we vdd_io3 sdram_cke sdram_cs vdd_core2 sdram_clk vss_io3 mem_lbyte_sdram_dqml mem_hbyte_sdram_dqmh 108 106 105 104 103 102 101 100 99 97 98 vdd_usb sys_testen sys_reset 107 96 94 93 92 91 90 89 88 87 85 86 95 84 usb_dn vss_core5 vdd_core5 sys_pll_test vss_pll_d vdd_pll_d vdd_clk_a sys_xtali sys_xtalo vss_core4 vdd_core4 rtc_xtali rtc_xtalo vdd_rtc vss_irtc rtc_int 83 82 81 80 79 78 77 76 74 75 73 gpio4_mwire_mdodi gpio3_mwire_mdido vss_io8 gpio2_mwire_msk vdd_io8 gpio1_usart1_tx usb_dp vss_usb gpio7_usart0_rtsn gpio6_usart0_rdx vss_io9 mem_wait_mwire_msc0l vdd_io2 gpio0_usart1_rdx sys_clkin_sys_clko vss_clk_a gpio5_usart0_tdx vdd_io9 |