| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IRF3704S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRF3704S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - International Rectifier |
|
2 / 2 page ![]() 2 Rev. 1.0 06/26/02 IRUK3055CQ01 www.irf.com IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105 TAC Fax: (310) 252-7903 Visit us at www.irf.com for sales contact information Data and specifications subject to change without notice. 02/01 TYPICAL APPLICATION CIRCUIT Figure 1 - Application circuit of a 3-phase Buck converter using the IRUK3055CQ01TR chipset. VOUT = 1.5V @ 60A Vcc D4 Ref Rt SS D3 D2 D1 D0 Comp Fb V CL1 V CL23 HDrv1 OCSet LDrv1 PGnd1/ OCGnd CS1 HDrv2 LDrv2 PGnd2 CS2 HDrv3 LDrv3 PGnd3 CS3 5V 22nF C12 R6 27K C9 1uF R3 47K C10 0.1uF C1 1uF C2 0.1uF C3 1uF R1 12V Q1 IRF3704S Q2 IRF3711S Q3 IRF3704S Q4 IRF3711S Q5 IRF3704S Q6 IRF3711S L2 C13 L4 C11 R5 1.5K L3 C8 C14 8x 2700uF 1uH 1uH 1uH IRU3055 C5 1uF C6 6 x 1500uF R4 1.5K R2 1.5K 1uF 1.5V / 60A L1 1uH C4 1000uF 1uF 1uF D1 100pF C7 (Optional) 2.2K |