| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950602YGT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950602YGT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Circuit Systems |
|
6 / 16 page ![]() 6 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950602 0469B—12/18/02 Byte 7: Byte Count Read Back Register Byte 8: Vendor ID Register Byte 5: Output Control Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 6: Reserved Register (1 = enable, 0 = disable) t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B7 e t y B0 . e t y B 5 1 s i k c a b d a e r t n u o c e t y B t l u a f e D 6 t i B6 e t y B0 5 t i B5 e t y B0 4 t i B4 e t y B0 3 t i B3 e t y B1 2 t i B2 e t y B1 1 t i B1 e t y B1 0 t i B0 e t y B1 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B3 t i B D I n o i s i v e RX n o i s i v e r s ' e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I n o i s i v e R 6 t i B2 t i B D I n o i s i v e RX 5 t i B1 t i B D I n o i s i v e RX 4 t i B0 t i B D I n o i s i v e RX 3 t i B3 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 2 t i B2 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 1 t i B1 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 0 t i B0 t i B D I r o d n e V1 ) d e v r e s e R ( t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 0 d e v r e s e R 6 t i B- 0 d e v r e s e R 5 t i B- 0 d e v r e s e R 4 t i B- 0 d e v r e s e R 3 t i B- 0 d e v r e s e R 2 t i B- 0 d e v r e s e R 1 t i B- 0 d e v r e s e R 0 t i B- 0 d e v r e s e R t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 0 d e v r e s e R 6 t i B- 0 d e v r e s e R 5 t i B- 0 d e v r e s e R 4 t i B- 0 , l o r t n o c g n i n n u r e e r F 0 K L C U P C g n i n n u r e e r F = 1 g n i n n u r e e r f t o N = 0 3 t i B- 0 , l o r t n o c g n i n n u r e e r F 1 K L C U P C g n i n n u r e e r F = 1 g n i n n u r e e r f t o N = 0 2 t i B- 0 , l o r t n o c g n i n n u r e e r F C / T K L C U P C g n i n n u r e e r F = 1 g n i n n u r e e r f t o N = 0 1 t i B2 1 1 F E R 0 t i B3 1 0 F E R |