| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950602 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950602 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
5 / 16 page ![]() 5 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950602 0469B—12/18/02 Byte 1: Output Control Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 3: Output Control Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 2: Output Control Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 4: Output Control Register (1 = enable, 0 = disable) t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- X k c a b d a e R 4 S F 6 t i B- X k c a b d a e R 3 S F 5 t i B- X k c a b d a e R 2 S F 4 t i B- X k c a b d a e R 1 S F 3 t i B- X k c a b d a e R 0 S F 2 t i B8 41 0 K L C U P C 1 t i B7 41 1 K L C U P C 0 t i B3 4 , 4 41 C K L C U P C , T K L C U P C t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B9 31 6 M A R D S 6 t i B0 11 F _ K L C I C P 5 t i B7 11 5 K L C I C P 4 t i B6 11 4 K L C I C P 3 t i B5 11 3 K L C I C P 2 t i B4 11 2 K L C I C P 1 t i B3 11 1 K L C I C P 0 t i B1 11 0 K L C I C P t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- 0 e l b a s i D = 0 , e l b a n E = 1 t c e t e d t f i h s r a e g T E S E R 6 t i B- 0 8 4 = 1 , 4 2 = 0 : 8 4 _ 4 2 L E S 5 t i B7 21 z H M 8 4 4 t i B6 21 z H M 8 4 _ 4 2 3 t i B- 0 d e v r e s e R 2 t i B0 3 , 1 31 ) 5 : 4 ( M A R D S 1 t i B3 3 , 4 31 ) 3 : 2 ( M A R D S 0 t i B6 3 , 7 31 ) 1 : 0 ( M A R D S t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B- X k c a b d a e R L E S T L U M 6 t i B- X d e v r e s e R 5 t i B- X d e v r e s e R 4 t i B- X d e v r e s e R 3 t i B- X d e v r e s e R 2 t i B- X d e v r e s e R 1 t i B- X d e v r e s e R 0 t i B- X d e v r e s e R |