công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S29AL032D bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - SPANSION

tên linh kiện S29AL032D
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit CMOS 3.0 Volt-only Flash Memory
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

S29AL032D bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - SPANSION

Back Button S29AL032D Datasheet HTML 38Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 39Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 40Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 41Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 42Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 43Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 44Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 45Page - SPANSION S29AL032D Datasheet HTML 46Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 69 page
background image
40
S29AL032D
S29AL032D_00_A3 June 13, 2005
Advan ce
In form ati o n
Figure 18, on page 44 shows the outputs for Data# Polling on DQ7. Figure 7, on page 43 shows
the Data# Polling algorithm.
Figure 6. Data# Polling Algorithm
RY/BY#: Ready/Busy#
The RY/BY# is a dedicated, open-drain output pin that indicates whether an Embedded Algorithm
is in progress or complete. The RY/BY# status is valid after the rising edge of the final WE# pulse
in the command sequence. Since RY/BY# is an open-drain output, several RY/BY# pins can be
tied together in parallel with a pull-up resistor to VCC.
DQ7 = Data?
Yes
No
No
DQ5 = 1?
No
Yes
Yes
FAIL
PASS
Read DQ7–DQ0
Addr = VA
Read DQ7–DQ0
Addr = VA
DQ7 = Data?
START
Notes:
1. VA = Valid address for programming. During a sector
erase operation, a valid address is an address within
any sector selected for erasure. During chip erase, a
valid address is any non-protected sector address.
2. DQ7 should be rechecked even if DQ5 = 1 because
DQ7 may change simultaneously with DQ5.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com