công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XAM6528ACDXEAF bảng dữ liệu(PDF) 177 Page - Texas Instruments

tên linh kiện XAM6528ACDXEAF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sitara Processors
PDF  299 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

XAM6528ACDXEAF bảng dữ liệu(HTML) 177 Page - Texas Instruments

Back Button XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 173Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 174Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 175Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 176Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 177Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 178Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 179Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 180Page - Texas Instruments XAM6528ACDXEAF Datasheet HTML 181Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 177 / 299 page
background image
GPMC_FCLK
GPMC_CLK
GPMC_CSn[x]
GPMC_A[MSB:1]
GPMC_BE0n_CLE
GPMC_BE1n
GPMC_ADVn_ALE
GPMC_OEn_REn
GPMC_AD[15:0]
GPMC_WAIT[x]
Valid Address
Valid
Valid
Data IN 0
Data IN 0
FA0
FA9
FA10
FA3
FA1
FA4
FA12
FA13
FA0
FA10
FA5
GPMC_06
177
AM6548, AM6528, AM6546
AM6526, AM6527
www.ti.com
SPRSP08E – NOVEMBER 2017 – REVISED OCTOBER 2018
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: AM6548 AM6528 AM6546 AM6526 AM6527
Specifications
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated
A.
In GPMC_CSn[x], x is equal to 0, 1, 2 or 3. In GPMC_WAIT[x], x is equal to 0 or 1.
B.
FA5 parameter illustrates amount of time required to internally sample input data. It is expressed in number of GPMC
functional clock cycles. From start of read cycle and after FA5 functional clock cycles, input data will be internally
sampled by active functional clock edge. FA5 value must be stored inside AccessTime register bits field.
C.
GPMC_FCLK is an internal clock (GPMC functional clock) not provided externally.
Figure 5-48. GPMC and NOR Flash—Asynchronous Read—Single Word



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com